công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F205IBY6V bảng dữ liệu(PDF) 124 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F205IBY6V
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM®-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/1284KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera
PDF  184 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F205IBY6V bảng dữ liệu(HTML) 124 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F205IBY6V Datasheet HTML 120Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 121Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 122Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 123Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 124Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 125Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 126Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 127Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6V Datasheet HTML 128Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 124 / 184 page
background image
Electrical characteristics
STM32F20xxx
124/184
DocID15818 Rev 15
Table 65 gives the list of Ethernet MAC signals for MII and Figure 50 shows the
corresponding timing diagram.
Figure 51. Ethernet MII timing diagram
CAN (controller area network) interface
Refer to Section 6.3.16: I/O port characteristics for more details on the input/output alternate
function characteristics (CANTX and CANRX).
Table 65. Dynamics characteristics: Ethernet MAC signals for MII
Symbol
Rating
Min
Typ
Max
Unit
tsu(RXD)
Receive data setup time
7.5
-
-
ns
tih(RXD)
Receive data hold time
1
-
-
ns
tsu(DV)
Data valid setup time
4
-
-
ns
tih(DV)
Data valid hold time
0
-
-
ns
tsu(ER)
Error setup time
3.5
-
-
ns
tih(ER)
Error hold time
0
-
-
ns
td(TXEN)
Transmit enable valid delay time
-
11
14
ns
td(TXD)
Transmit data valid delay time
-
11
14
ns
MII_RX_CLK
MII_RXD[3:0]
MII_RX_DV
MII_RX_ER
td(TXEN)
td(TXD)
tsu(RXD)
tsu(ER)
tsu(DV)
tih(RXD)
tih(ER)
tih(DV)
ai15668
MII_TX_CLK
MII_TX_EN
MII_TXD[3:0]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com