công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F205IBY6TR bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F205IBY6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM®-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/1284KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera
PDF  184 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F205IBY6TR bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F205IBY6TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6TR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6TR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6TR Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6TR Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6TR Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STM32F205IBY6TR Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 184 page
background image
List of figures
STM32F20xxx
12/184
DocID15818 Rev 15
recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Figure 86.
LQFP144 marking (package top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Figure 87.
LQFP176 - 176-pin, 24 x 24 mm low profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . 163
Figure 88.
LQFP176 - 176-pin, 24 x 24 mm low profile quad flat package
recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Figure 89.
UFBGA176+25 - 201-ball, 10 x 10 mm, 0.65 mm pitch,
ultra fine pitch ball grid array package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Figure 90.
UFBGA176+25 - 201-ball, 10 x 10 mm, 0.65 mm pitch, ultra fine pitch ball
grid array package recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Figure 91.
UFBGA176+25 marking (package top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com