| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PDSP1880 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PDSP1880 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 15 page ![]() PDSP1880, PDSP1881, PDSP1882, PDSP1883, PDSP1884 2006-03-30 5 Read Cycle Timing Diagram Character Set Notes: 1. Upon power up, the device will initialize in a random state. 2. X=don’t care. Tacc Trd Tdf Tr Tces Tcer Tceh Tacs Tach Tacs A0-A3 FL Tce CE RD D0-D7 IDCS5086 ASCII CODE D0 D1 D2 D3 HEX D4 D5 D7 LL L 0 1 H L L 2 LH L 3 LH H 4 LL L 5 LL H 6 LH L 7 LH H L L L L 0 1 L L H L 2 L L L H 3 L L H H 4 L H L L 5 L H H L 6 L H L H 7 L H H H 8 H L L L 9 H L H L A H L L H B H L H H C H H L L D H H H L E H H L H F H H H H D6 L L L L H H H H HX XX 8 UDC 0 UDC 1 UDC 2 UDC 3 UDC 4 UDC 5 UDC 6 UDC 7 UDC 8 UDC 9 UDC 10 UDC 11 UDC 12 UDC 14 UDC 15 13 UDC |