công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H523CEU6 bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H523CEU6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm Cortex -M33 32-bit MCUTrustZone FPU, 375 DMIPS Arm Cortex -M33 32-bit MCUTrustZone FPU, 375 DMIPS
PDF  228 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H523CEU6 bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H523CEU6 Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics STM32H523CEU6 Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics STM32H523CEU6 Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics STM32H523CEU6 Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics STM32H523CEU6 Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics STM32H523CEU6 Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics STM32H523CEU6 Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics STM32H523CEU6 Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics STM32H523CEU6 Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 228 page
background image
F6
17
17
23
32
L4
43
J5
PA7
I/O
FT_ah
-
TIM1_CH1N, TIM3_CH2, TIM8_CH1N,
SPI1_MOSI/I2S1_SDO, OCTOSPI1_IO2,
FMC_NWE, EVENTOUT
ADC12_INP7, ADC12_INN3
-
-
-
24
33
M3
44
K5
PC4
I/O
FT_a
-
TIM2_CH4, LPTIM2_ETR, I2S1_MCK,
USART3_RX, EVENTOUT
ADC12_INP4
-
-
-
25
34
M4
45
L5
PC5
I/O
FT_ah
-
TIM1_CH4N, PSSI_D15, SPI4_SCK,
OCTOSPI1_DQS, EVENTOUT
ADC12_INP8, ADC12_INN4
--
-
-
-
L6
-
G5
VDD
S
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F7
VSS
S
-
-
-
-
G7
18
18
26
35
M5
46
M5
PB0
I/O
FT_ah
-
TIM1_CH2N, TIM3_CH3, TIM8_CH2N,
SPI3_MISO/I2S3_SDI, OCTOSPI1_IO1,
USART2_TX, UART4_CTS, EVENTOUT
ADC12_INP9, ADC12_INN5
G5
19
19
27
36
K5
47
J6
PB1
I/O
FT_ah
-
TIM1_CH3N, TIM3_CH4, TIM8_CH3N,
SPI3_SCK, SPI2_NSS/I2S2_WS,
OCTOSPI1_IO0, USART3_RX,
EVENTOUT
ADC12_INP5
-
20
20
28
37L548
K6
PB2
I/O
FT_ah
-
RTC_OUT2, TIM8_CH4N, SPI1_RDY,
LPTIM1_CH1, SPI2_SCK/I2S2_CK,
SPI3_MOSI/I2S3_SDO,
OCTOSPI1_CLK, OCTOSPI1_DQS,
SDMMC1_CMD, EVENTOUT
LSCO
-
-
-
-
-
-
49
L6
PF11
I/O
FT_ah
-
OCTOSPI1_NCLK,
DCMI_D12/PSSI_D12, EVENTOUT
ADC1_INP2
-
-
-
-
-
-
50
M6
PF12
I/O
FT_ah
-
FMC_A6, EVENTOUT
ADC1_INP6, ADC1_INN2
-
-
-
-
-
-
51
G6
VSS
S
-
-
-
-
--
-
-
-
-
52
G7
VDD
S
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53
M7
PF13
I/O
FT_ah
-
FMC_A7, EVENTOUT
ADC2_INP2
Table 13. STM32H523xx pin/ball definition (continued)
Pin number(1)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More