công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H523CCU6 bảng dữ liệu(PDF) 86 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H523CCU6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm Cortex -M33 32-bit MCUTrustZone FPU, 375 DMIPS Arm Cortex -M33 32-bit MCUTrustZone FPU, 375 DMIPS
PDF  228 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H523CCU6 bảng dữ liệu(HTML) 86 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H523CCU6 Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics STM32H523CCU6 Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics STM32H523CCU6 Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics STM32H523CCU6 Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics STM32H523CCU6 Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics STM32H523CCU6 Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics STM32H523CCU6 Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STM32H523CCU6 Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics STM32H523CCU6 Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 86 / 228 page
background image
Table 15. Alternate function AF8 to AF15(1)
Port
AF8
AF9
AF10
AF11
AF12
AF13
AF14
AF15
LPUART1/S
DMMC1/UA
RT4/5
FDCAN1/2/FMC[NAND16)/
FMC[NORmux)/FMC[NOR_RAM)/
I2C3/I3C2/OCTOSPI
CRS/FMC[NAND1
6)/I3C2/OCTOSPI/
SDMMC1/USB_
FMC[NAND16)/
OCTOSPI/SDM
MC1/USB_PD
FMC[NAND16)/FMC
[NORmux)/FMC[NO
R_RAM)/SDMMC1
DCMI/FMC[NAND16
)/FMC[NORmux)/FM
C[NOR_RAM)
TIM2/UART
5/USART6
SYS
PA0
UART4_TX
FDCAN2_RX
-
-
-
-
TIM2_ETR
EVENTOUT
PA1
UART4_RX
OCTOSPI1_IO3
-
-
-
-
USART6_CK EVENTOUT
PA2
-
-
-
-
-
-
-
EVENTOUT
PA3
-
-
-
-
-
-
-
EVENTOUT
PA4
-
-
-
-
-
DCMI_HSYNC/PSSI
_DE
-EVENTOUT
PA5
-
-
-
-
-
PSSI_D14
TIM2_ETR
EVENTOUT
PA6
-
-
-
-
-
DCMI_PIXCLK/PSSI
_PDCK
-EVENTOUT
PA7
-
-
OCTOSPI1_IO2
-
-
FMC_NWE
-
EVENTOUT
PA8
-
I3C2_SCL
USB_SOF
-
FMC_NOE
DCMI_D3/PSSI_D3
-
EVENTOUT
PA9
-
-
-
-
FMC_NWE
DCMI_D0/PSSI_D0
-
EVENTOUT
PA10
-
FDCAN2_TX
-
-
SDMMC1_D0
DCMI_D1/PSSI_D1
-
EVENTOUT
PA11
-
FDCAN1_RX
USB_DM
-
-
-
-
EVENTOUT
PA12
-
FDCAN1_TX
USB_DP
-
-
-
-
EVENTOUT
PA13
-
-
-
-
-
-
-
EVENTOUT
PA14
-
-
-
-
-
-
-
EVENTOUT
PA15
UART4_RTS
OCTOSPI1_NCS
-
-
FMC_NBL1
DCMI_D11/PSSI_D1
1
TIM2_ETR
EVENTOUT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More