công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7108 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sealevel Systems, Inc.

tên linh kiện 7108
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Profile PCI 1-Port RS-232, RS-422, RS-485 Isolated Serial Interface
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEALEVEL [Sealevel Systems, Inc.]
Trang chủ  https://www.sealevel.com/
Logo SEALEVEL - Sealevel Systems, Inc.

7108 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sealevel Systems, Inc.

  7108 Datasheet HTML 1Page - Sealevel Systems, Inc. 7108 Datasheet HTML 2Page - Sealevel Systems, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Features & Specifications
Low Profile PCI 1-Port RS-232, RS-422, RS-485 Isolated Serial Interface
Part: 7108 | Model: Ultra COMM+I.LPCI
Features
• Compliant with RoHS and WEEE directives
• Configurable for RS-232, RS-422, or RS-485
• Optical isolation provides protection against transients and ground
loops
• 16C850 buffered UART with 128-byte FIFOs
• Data rates to 921.6K bps
• MD1 Low Profile and Universal Bus (3.3V and 5V) compatible
• Automatic RS-485 enable/disable
• DB-25M connector
sealevel.com
+1 864.843.4343
SL9504 F22
Specifications
Communications
Chip
16C850
Electrical Interface
RS-232, RS-422, RS-485
Humidity Range
10 – 90% Relative Humidity, Non-
Condensing
Host Interface(s)
PCI
Max Data Distance
4000 feet
Max Data Rate
921.6K bps
Optically Isolated
Yes
Operating
Temperature
0°C to 70°C (32°F to 158°F)
PC Bracket
Low Profile
# of Ports
1
RoHS Compliant
Yes
Serial Connector(s)
DB25M
Storage
Temperature
-50°C to 105°C (-58°F to 221°F)
UART Series
850 UART



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com