công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0803 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - IDEAL-TEK SA

tên linh kiện 0803
Giải thích chi tiết về linh kiện  Scalpels and Blades
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDEAL-TEK [IDEAL-TEK SA]
Trang chủ  https://www.ideal-tek.com/
Logo IDEAL-TEK - IDEAL-TEK SA

0803 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - IDEAL-TEK SA

  0803 Datasheet HTML 1Page - IDEAL-TEK SA 0803 Datasheet HTML 2Page - IDEAL-TEK SA 0803 Datasheet HTML 3Page - IDEAL-TEK SA 0803 Datasheet HTML 4Page - IDEAL-TEK SA 0803 Datasheet HTML 5Page - IDEAL-TEK SA  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
A large selection of premium quality scalpels and blades - produced with precision and consistency, combining traditional blade
making skills with the latest technology. They are used in different industries from Mold cutting and Jewellery manufacture to
Printing and Artwork.
Handles
no. 3, 5A SM and 7 SM fit small fitment blades (310 SM, 310A SM, 311 SM, 312 SM, 313 SM, 314 SM, 315 SM).
Scalpels and Blades
418 SM
419 SM
420 SM
421 SM
422 SM
423 SM
424 SM
425 SM
426 SM
436ST SM
310 SM
310A SM
311 SM
312 SM
313ST SM
314 SM
315 SM
3
Handle only - Made in Germany
5A SM
Handle only (acrylic handle) - Made in Great Britain
7 SM
Handle only - Made in Great Britain
Small fitment blades
For handles 3, 5A SM, 7 SM - Made in Great Britain
4
Handle only - Made in Germany
6A SM
Handle only (acrylic handle) - Made in Great Britain
Larger fitment blades
For handles 4, 6A SM - Made in Great Britain
Handles
no. 4 and 6A SM fit large fitment blades (418 SM, 419 SM, 420 SM, 421 SM, 422 SM, 423 SM, 424 SM, 425 SM, 425A
SM, 426 SM, 436ST SM).
425A SM
ideal-tek.com
1


Số phần tương tự - 0803

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
0803-000106 SAMSUNG-0803-000106 Datasheet
1Mb / 43P
Color Monitor
September 1999
0803-000117 SAMSUNG-0803-000117 Datasheet
1Mb / 43P
Color Monitor
September 1999
0803-000122 SAMSUNG-0803-000122 Datasheet
1Mb / 43P
Color Monitor
September 1999
logo
Bel Fuse Inc.
0803-1439-00 BEL-0803-1439-00 Datasheet
38Kb / 2P
DSL Network Module RADSL-LP CO
0803-1439-01 BEL-0803-1439-01 Datasheet
36Kb / 2P
DSL Network Module RADSL-LP CP
More results

Mô tả tương tự - 0803

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
4715TS ETC2-4715TS Datasheet
298Kb / 1P
Metal Blades Potting
5915PC ETC2-5915PC Datasheet
301Kb / 1P
Plastic Blades Potting
SM53 ETC2-SM53 Datasheet
2Mb / 3P
Professional Scalpels and Blades
logo
MRV Communications, Inc...
EMPMC-36IC MRV-EMPMC-36IC Datasheet
677Kb / 3P
Media Cross Connect Blades
EMPMC-36RJ-C MRV-EMPMC-36RJ-C Datasheet
677Kb / 3P
Media Cross Connect Blades
EMPMC-36SFP MRV-EMPMC-36SFP Datasheet
677Kb / 3P
Media Cross Connect Blades
logo
TOKYO SEIMITSU CO., LTD
HM ACCRETECH-HM Datasheet
420Kb / 2P
METAL BOND BLADES
logo
Lanner All Rights Reser...
HTCA-6200 LANNER-HTCA-6200 Datasheet
1Mb / 2P
High Availability Chassis 2U Telecom Network Appliance with 2 x86 CPU Blades and 2 I/O Blades
HTCA-6400 LANNER-HTCA-6400 Datasheet
698Kb / 2P
High Availability Chassis 4U Telecom Network Appliance with 4 x86 CPU Blades and 2x Switch blades for redundancy, Storage blades with 10x NVMe SSD or Network blades
HTCA-6600 LANNER-HTCA-6600 Datasheet
1Mb / 2P
High Availability Chassis 6U Telecom Network Appliance with 6 x86 CPU Blades and 6 I/O Blades
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com