công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXA12IF1200PB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện IXA12IF1200PB
Giải thích chi tiết về linh kiện  IGBT
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

IXA12IF1200PB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  IXA12IF1200PB Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited IXA12IF1200PB Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited IXA12IF1200PB Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
ISG2222
eq IXA12IF1200PB
IGBT
www.iscsemi.com
2
STATIC CHARACTERISTICS(TJ = 25 °C unless otherwise specified)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYPE
MAX
UNIT
VCES
Collector-Emitter Breakdown
Voltage
VGE=0V, IC= 0.25mA
1200
--
--
V
VGE(th)
Gate-Emitter Threshold Voltage
VGE= VCE, IC=0.3mA
5.4
--
6.5
V
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC= 10A, VCE= 15V,
TC=25℃
--
--
2.1
V
IC= 10A, VCE= 15V,
TC=125℃
--
2.1
--
V
ICES
Zero Gate Voltage Collector Current
VCE= 1200V, VGE=0V
--
--
0.1
mA
IGES
Gate-Emitter Leakage Current
VGE=±20V, VCE=0V
--
--
±
500
nA
VF
Diode Forward Voltage
IF= 10A,TJ=25℃
--
--
2.2
V
PACKAGE OUTLINE (UNIT: mm)



Html Pages

1 2 3