công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCA8574ATS bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCA8574ATS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Remote 8-bit I/O expander for I2C-bus with interrupt
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PCA8574ATS bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCA8574ATS Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors PCA8574ATS Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors PCA8574ATS Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors PCA8574ATS Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors PCA8574ATS Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors PCA8574ATS Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors PCA8574ATS Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors PCA8574ATS Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors PCA8574ATS Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 27 page
background image
PCA8574_PCA8574A_2
© NXP B.V. 2007. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 14 May 2007
18 of 27
NXP Semiconductors
PCA8574/74A
Remote 8-bit I/O expander for I2C-bus with interrupt
Fig 19. Package outline SOT162-1 (SO16)
UNIT
A
max.
A1
A2
A3
bp
cD
(1)
E
(1)
(1)
eHE
LLp
Q
Z
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
inches
2.65
0.3
0.1
2.45
2.25
0.49
0.36
0.32
0.23
10.5
10.1
7.6
7.4
1.27
10.65
10.00
1.1
1.0
0.9
0.4
8
0
o
o
0.25
0.1
DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm (0.006 inch) maximum per side are not included.
1.1
0.4
SOT162-1
8
16
w M
b p
D
detail X
Z
e
9
1
y
0.25
075E03
MS-013
pin 1 index
0.1
0.012
0.004
0.096
0.089
0.019
0.014
0.013
0.009
0.41
0.40
0.30
0.29
0.05
1.4
0.055
0.419
0.394
0.043
0.039
0.035
0.016
0.01
0.25
0.01
0.004
0.043
0.016
0.01
X
θ
A
A1
A2
HE
L p
Q
E
c
L
v M A
(A )
3
A
0
5
10 mm
scale
SO16: plastic small outline package; 16 leads; body width 7.5 mm
SOT162-1
99-12-27
03-02-19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com