công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA159 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SYC Electronica

tên linh kiện BA159
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Switching Plastic Rectifier
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SYC [SYC Electronica]
Trang chủ  https://www.sycelectronica.com.ar/index.php
Logo SYC - SYC Electronica

BA159 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SYC Electronica

  BA159 Datasheet HTML 1Page - SYC Electronica BA159 Datasheet HTML 2Page - SYC Electronica BA159 Datasheet HTML 3Page - SYC Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
BA157 thru BA159
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES
(TA = 25 °C unless otherwise noted)
ORDERING INFORMATION (Example)
PREFERRED P/N
UNIT WEIGHT (g)
PREFERRED PACKAGE CODE
BASE QUANTITY
DELIVERY MODE
BA158-E3/54
0.33
54
5500
13" diameter paper tape and reel
BA158-E3/73
0.33
73
3000
Ammo pack packaging
Figure 1. Forward Current Derating Curve
Figure 2. Maximum Non-repetitive Peak Forward Surge Current
Ambient Temperature (°C)
0
25
50
75
100
125
150
175
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
60 Hz
Resistive or
Inductive Load
0.375" (9.5 mm) Lead Length
1
10
100
0
5
10
15
20
T
J = 55 °C
8.3 ms Single Half Sine-Wave
Number of Cycles at 60 Hz
Figure 3. Typical Instantaneous Forward Characteristics
Figure 4. Typical Reverse Characteristics
Instantaneous Forward Voltage (V)
0.4
0.6
1.0
1.2
1.4
1.6
2.0
0.01
0.1
1
10
100
0.8
1.8
T
J = 25 °C
Pulse Width = 300 µs
1 % Duty Cycle
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
20
60
80
100
0.01
1
10
100
0.1
40
0
T
J = 100 °C
T
J = 25 °C



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com