công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UVBLADE bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Coherent Corp

tên linh kiện UVBLADE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Laser Lift-Off Processing
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COHERENT [Coherent Corp]
Trang chủ  https://www.coherent.com/
Logo COHERENT - Coherent Corp

UVBLADE bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Coherent Corp

  UVBLADE Datasheet HTML 1Page - Coherent Corp UVBLADE Datasheet HTML 2Page - Coherent Corp UVBLADE Datasheet HTML 3Page - Coherent Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
UVblade Datasheet
UVblade Performance
Example of UVblade 750 2D-beam profile, short and long axis cross sections in the substrate plane.
SPECIFICATIONS1
UVblade
250
UVblade
380
UVblade
465
UVblade
750
UVblade
750HP
UVblade
1000
Wavelength (nm)
308
308
308
308
308
308
Laser Pulse Energy (mJ)
580
1000
1000
1000
2000
2000
Repetition Rate (Hz)
200
600
600
600
600
600
Energy Density (mJ/cm2) (at 96%)
370
450
360
340
320
315
Beam Length (mm)
250
380
465
750
750
950
Beam Width (µm) (at 96%)
400
400
400
250
500
400
Homogeneity Long Axis (%, 2σ)
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
Depth of Focus (µm)
±200
±200
±150
±100
±150
±100
1 Large number of system combinations enabling optimum throughput, CoO and CAPEX.



Html Pages

1 2 3