công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PPC5554AVR80R2 bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PPC5554AVR80R2
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC5554 Microcontroller Data Sheet
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PPC5554AVR80R2 bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - NXP Semiconductors

Back Button PPC5554AVR80R2 Datasheet HTML 34Page - NXP Semiconductors PPC5554AVR80R2 Datasheet HTML 35Page - NXP Semiconductors PPC5554AVR80R2 Datasheet HTML 36Page - NXP Semiconductors PPC5554AVR80R2 Datasheet HTML 37Page - NXP Semiconductors PPC5554AVR80R2 Datasheet HTML 38Page - NXP Semiconductors PPC5554AVR80R2 Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors PPC5554AVR80R2 Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors PPC5554AVR80R2 Datasheet HTML 41Page - NXP Semiconductors PPC5554AVR80R2 Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 58 page
background image
MPC5554 Microcontroller Data Sheet, Rev. 4
Electrical Characteristics
Freescale Semiconductor
38
3.13.7
eMIOS Timing
Figure 17. eMIOS Timing
3.13.8
DSPI Timing
Table 25. eMIOS Timing 1
1 eMIOS timing specified at: V
DDEH = 3.0–5.25 V and TA = TL to TH.
Spec
Characteristic
Symbol
Min.
Max.
Unit
1
eMIOS input pulse width
tMIPW
4—
tCYC
2
eMIOS output pulse width
tMOPW
1 2
2 This specification does not include the rise and fall times. When calculating the minimum eMIOS pulse width, include the rise
and fall times defined in the slew rate control field (SRC) in the pad configuration register (PCR).
—tCYC
Table 26. DSPI Timing1’ 2
Spec
Characteristic
Symbol
80 MHz
112 MHz
132 MHz
Unit
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
1
SCK cycle time3, 4
tSCK
24.4 ns
2.9 ms
17.5 ns
2.1 ms
15.2 ns
1.7 ms
—
2
PCS to SCK delay5
tCSC
23
—
15
—
13
—
ns
3
After SCK delay6
tASC
22
—
14
—
12
—
ns
4
SCK duty cycle
tSDC
(tSCK  2)
– 2 ns
(tSCK  2)
+ 2 ns
(tSCK  2)
– 2 ns
(tSCK  2)
+ 2 ns
(tSCK  2)
– 2 ns
(tSCK  2)
+ 2 ns
ns
5
Slave access time
(SS active to SOUT driven)
tA
—
25
—
25
—
25
ns
6
Slave SOUT disable time
(SS inactive to SOUT Hi-Z, or invalid)
tDIS
—
25
—
25
—
25
ns
7PCSx to PCSS time
tPCSC
4—
4
—
4
—
ns
8PCSS to PCSx time
tPASC
5—
5
—
5
—
ns
1
2
eMIOS
output
eMIOS input



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com