công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STR910FAW44H6T bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STR910FAW44H6T
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM966E-S??16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC motor control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STR910FAW44H6T bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - STMicroelectronics

Back Button STR910FAW44H6T Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics STR910FAW44H6T Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics STR910FAW44H6T Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics STR910FAW44H6T Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics STR910FAW44H6T Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics STR910FAW44H6T Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics STR910FAW44H6T Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STR910FAW44H6T Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics STR910FAW44H6T Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 99 page
background image
Pin description
STR91xFAx32 STR91xFAx42 STR91xFAx44
52/99
11
17
F4
VDD
V
V Source for
CPU.
1.65V - 2.0V
N/A
31
49
D7
VDD
V
50
81
L6
VDD
V
70
112
G11
VDD
V
10
16
F3
VSS
G
Digital Ground
for CPU
N/A
30
48
H5
VSS
G
51
82
G10
VSS
G
71
113
E7
VSS
G
--
C9
PLLVDD
Q
V
V Source for
PLL
2.7 to 3.6 V
N/A
-
-
B8
PLLVSSQ
G
Digital Ground
for PLL
Table 9.
Device pin description (continued)
Pkg
Pin
Name
Default Pin
Function
Default
Input
Function
Alternate functions
Alternate
Input 1
Alternate
Output 1
Alternate
Output 2
Alternate
Output 3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com