công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

15326266 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Aptiv

tên linh kiện 15326266
Giải thích chi tiết về linh kiện  Crimp Information Sheet
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APTIV [Aptiv]
Trang chủ  https://www.aptiv.com/en
Logo APTIV - Aptiv

15326266 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Aptiv

  15326266 Datasheet HTML 1Page - Aptiv 15326266 Datasheet HTML 2Page - Aptiv 15326266 Datasheet HTML 3Page - Aptiv 15326266 Datasheet HTML 4Page - Aptiv 15326266 Datasheet HTML 5Page - Aptiv 15326266 Datasheet HTML 6Page - Aptiv 15326266 Datasheet HTML 7Page - Aptiv 15326266 Datasheet HTML 8Page - Aptiv 15326266 Datasheet HTML 9Page - Aptiv Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
Crimp Information Sheet
Terminal Part Number:
15326266
Surface Plating:
SN
Material Thickness [mm]: 0,30
Cross Section [mm²]:
0,35
Cable Type codes:
1047
Crimp Process:
(C) CRIMP ONLY - TERMINAL IS APPLIED CRIMP ONLY
Insulation Range Φ[mm]: 1,40 - 1,75
Seal(s):
15366022
Cable type / seal
Arrangement
Nominal Insul. diam
[mm]
Tear-out
force [N]
CCH
[mm]
Tol
CCH
[mm]
CCW
[mm]
Tol
CCW
[mm]
ICH
[mm]
Tol
ICH
[mm]
ICW
[mm]
Tol
ICW
[mm]
1047 0,35 / 15366022
1,58
70
1,05
0,05
1,80
0,10
2,80
0,10
3,00
0,10
Cable type code legend:
1047:
Industry Designator:
SAE
Conductor Material:
COPPER
Conductor Plating:
NONE
Insul. Material:
PVC, XLPE
Insul. Wall Designator:
THIN
File generated: 2014-03-04
Page 4 of 12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com