| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F412VGJ7P bảng dữ liệu(PDF) 73 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F412VGJ7P bảng dữ liệu(HTML) 73 Page - STMicroelectronics |
|
73 / 201 page ![]() PG0 - - - - - - - - - CAN1_RX - FSMC_A10 EVENTOUT PG1 - - - - - - - - - CAN1_TX - FSMC_A11 EVENTOUT PG2 - - - - - - - - - - - FSMC_A12 EVENTOUT PG3 - - - - - - - - - - - FSMC_A13 EVENTOUT PG4 - - - - - - - - - - - FSMC_A14 EVENTOUT PG5 - - - - - - - - - - - FSMC_A15 EVENTOUT PG6 - - - - - - - - - - QUADSPI_ BK1_NCS -EVENTOUT PG7 - - - - - - - - USART6_ CK -- - EVENTOUT PG8 - - - - - - - - USART6_ RTS -- - EVENTOUT PG9 - - - - - - - - USART6_ RX QUADSPI_ BK2_IO2 - FSMC_NE2 EVENTOUT PG10 - - - - - - - - - - - FSMC_NE3 EVENTOUT PG11 - - - - - - - - - CAN2_RX - - EVENTOUT PG12 - - - - - - - - USART6_ RTS CAN2_TX - FSMC_NE4 EVENTOUT PG13 TRACED2 - - - - - - - USART6_ CTS - - FSMC_A24 EVENTOUT PG14 TRACED3 - - - - - - - USART6_ TX QUADSPI_ BK2_IO3 - FSMC_A25 EVENTOUT PG15 - - - - - - - - USART6_ CTS -- - EVENTOUT PH0 - - - - - - - - - - - - EVENTOUT PH1 - - - - - - - - - - - - EVENTOUT Table 11. STM32F412xE/G alternate functions (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF12 AF15 SYS_AF TIM1/ TIM2 TIM3/ TIM4/ TIM5 TIM8/ TIM9/ TIM10/ TIM11 I2C1/ I2C2/ I2C3/ I2CFMP1 SPI1/I2S1/ SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI4/I2S4 SPI2/I2S2/SPI3 /I2S3/SPI4/ I2S4/SPI5/I2S5 /DFSDM1 SPI3/I2S3/ USART1/ USART2/ USART3 DFSDM1/ USART3/ USART6/ CAN1 I2C2/I2C3/ I2CFMP1/ CAN1/CAN2 /TIM12/ TIM13/TIM14 /QUADSPI DFSDM1/ QUADSPI/ FSMC /OTG1_FS FSMC /SDIO SYS_AF |