công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F412RGJ7TR bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F412RGJ7TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm®-Cortex®-M4 32b MCUFPU, 125 DMIPS, 1MB Flash, 256KB RAM, USB OTG FS, 17 TIMs, 1 ADC, 17 comm. interfaces
PDF  201 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F412RGJ7TR bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F412RGJ7TR Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics STM32F412RGJ7TR Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics STM32F412RGJ7TR Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics STM32F412RGJ7TR Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics STM32F412RGJ7TR Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics STM32F412RGJ7TR Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics STM32F412RGJ7TR Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics STM32F412RGJ7TR Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics STM32F412RGJ7TR Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 201 page
background image
Functional overview
STM32F412xE/G
34/201
DocID028087 Rev 7
Table 5. Timer feature comparison
Timer
type
Timer
Counter
resolution
Counter
type
Prescaler
factor
DMA
request
generation
Capture/
compare
channels
Complemen-
tary output
Max.
interface
clock
(MHz)
Max.
timer
clock
(MHz)
Advance
d-control
TIM1,
TIM8
16-bit
Up,
Down,
Up/down
Any
integer
between 1
and
65536
Yes
4
Yes
100
100
General
purpose
TIM2,
TIM5
32-bit
Up,
Down,
Up/down
Any
integer
between 1
and
65536
Yes
4
No
50
100
TIM3,
TIM4
16-bit
Up,
Down,
Up/down
Any
integer
between 1
and
65536
Yes
4
No
50
100
TIM9
16-bit
Up
Any
integer
between 1
and
65536
No
2
No
100
100
TIM10,
TIM11
16-bit
Up
Any
integer
between 1
and
65536
No
1
No
100
100
TIM12
16-bit
Up
Any
integer
between 1
and
65536
No
2
No
50
100
TIM13,
TIM14
16-bit
Up
Any
integer
between 1
and
65536
No
1
No
50
100
Basic
timers
TIM6,
TIM7
16-bit
Up
Any
integer
between 1
and
65536
Yes
0
No
50
100



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com