công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S29GL032A bảng dữ liệu(PDF) 75 Page - SPANSION

tên linh kiện S29GL032A
Giải thích chi tiết về linh kiện  64 Megabit, 32 Megabit, and 16 Megabit 3.0-Volt only Page Mode Flash Memory Featuring 200 nm MirrorBit Process Technology
PDF  95 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

S29GL032A bảng dữ liệu(HTML) 75 Page - SPANSION

Back Button S29GL032A Datasheet HTML 71Page - SPANSION S29GL032A Datasheet HTML 72Page - SPANSION S29GL032A Datasheet HTML 73Page - SPANSION S29GL032A Datasheet HTML 74Page - SPANSION S29GL032A Datasheet HTML 75Page - SPANSION S29GL032A Datasheet HTML 76Page - SPANSION S29GL032A Datasheet HTML 77Page - SPANSION S29GL032A Datasheet HTML 78Page - SPANSION S29GL032A Datasheet HTML 79Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 75 / 95 page
background image
September 10, 2007 S29GL-A_00_A11
S29GL-A
75
Data
She e t
Note
Not 100% tested.
Figure 16.4 Reset Timings
Notes
1. Not 100% tested.
2. See the Erase And Programming Performance on page 87 for more information.
3. For 1–16 words/1–32 bytes programmed.
Table 16.4 Hardware Reset (RESET#)
Parameter
Description
All Speed
Options
Unit
JEDEC
Std.
tReady
RESET# Pin Low (During Embedded Algorithms) to Read Mode (See Note)
Max
20
μs
tReady
RESET# Pin Low (NOT During Embedded Algorithms) to Read Mode(See Note)
Max
500
ns
tRP
RESET# Pulse Width
Min
500
ns
tRH
Reset High Time Before Read (See Note)
Min
50
ns
tRPD
RESET# Input Low to Standby Mode (See Note)
Min
20
µs
tRB
RY/BY# Output High to CE#, OE# pin Low
Min
0
ns
RESET#
RY/BY#
RY/BY#
tRP
tReady
Reset Timings NOT during Embedded Algorithms
tReady
CE#, OE#
tRH
CE#, OE#
Reset Timings during Embedded Algorithms
RESET#
tRP
tRB
tRH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com