công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ETQP4M2R2KVC bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện ETQP4M2R2KVC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Choke Coil (Automotive Grade)
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

ETQP4M2R2KVC bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Panasonic Semiconductor

Back Button ETQP4M2R2KVC Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor ETQP4M2R2KVC Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor ETQP4M2R2KVC Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor ETQP4M2R2KVC Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor ETQP4M2R2KVC Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor ETQP4M2R2KVC Datasheet HTML 8Page - Panasonic Semiconductor ETQP4M2R2KVC Datasheet HTML 9Page - Panasonic Semiconductor ETQP4M2R2KVC Datasheet HTML 10Page - Panasonic Semiconductor ETQP4M2R2KVC Datasheet HTML 11Page - Panasonic Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
Power Choke Coil (Automotive Grade)
● Case Temperature vs DC Current
PWB condition A : Four-layer PWB (1.6 mm FR4).*3
PWB condition B : Multilayer PWB with high heat dissipation performance.*2
Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.
30-Jun-22
Performance characteristics (Reference
②)
[ ETQP4M330KVK ]
DC Bias (A)
0
1
3
2
0
20
40
80
[ ETQP4M6R8KVK ]
[ ETQP4M1R5KVK ]
DC Bias (A)
DC Bias (A)
0
2
6
4
60
0
20
40
80
60
0
20
40
80
60
4
5
8
10
[ ETQP4M220KVK ]
[ ETQP4M4R7KVK ]
[ ETQP4M1R0KVK ]
[ ETQP4M150KVK ]
[ ETQP4M3R3KVK ]
[ ETQP4MR68KVK ]
[ ETQP4M100KVK ]
[ ETQP4M2R2KVK ]
0
1
3
2
0
20
40
80
0
8
4
0
5
15
60
0
20
40
80
60
0
20
40
80
60
4
5
12
0
2
0
20
40
80
0
4
0
10
20
60
0
20
40
80
60
0
20
40
80
60
4
6
8
12
0
4
2
0
20
40
80
0
8
4
60
0
20
40
80
60
6
8
12
16
6
30
25
20
10
0
5
15
25
20
10
DC Bias (A)
DC Bias (A)
DC Bias (A)
DC Bias (A)
DC Bias (A)
DC Bias (A)
DC Bias (A)
DC Bias (A)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com