công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN54AC00-SP bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN54AC00-SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN54AC00-SP Radiation Hardened Quad 2 Input NAND Gate
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN54AC00-SP bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button SN54AC00-SP Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN54AC00-SP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN54AC00-SP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN54AC00-SP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN54AC00-SP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN54AC00-SP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN54AC00-SP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN54AC00-SP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN54AC00-SP Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
6.5 Switching Characteristics, VCC = 3.3 V
over recommended operating free-air temperature range, VCC = 3.3 V ±0.3 V (unless otherwise noted) (see Figure 7-1)
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
TA = 25°C
MIN
MAX
UNIT
MIN
TYP
MAX
tPLH
A or B
Y
2
7
9.5
1
11
ns
tPHL
1.5
5.5
8
1
9
tPLH (KGD only)(1)
A or B
Y
1
7
9.5
1
11
ns
tPHL (KGD only)(1)
1
5.5
9.5
1
11
(1)
Specification limits for KGD are based on SMD 5962-8754903
6.6 Switching Characteristics, VCC = 5 V
over recommended operating free-air temperature range, VCC = 5 V ±0.5 V (unless otherwise noted) (see Figure 7-1)
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
TA = 25°C
MIN
MAX
UNIT
MIN
TYP
MAX
tPLH
A or B
Y
1.5
6
8
1
8.5
ns
tPHL
1.5
4.5
6.5
1
7
tPLH (KGD only)(1)
A or B
Y
1.5
6
8
1
8.5
ns
tPHL (KGD only)(1)
1.5
4.5
8
1
8.5
(1)
Specification limits for KGD are based on SMD 5962-8754903
6.7 Operating Characteristics
VCC = 5 V, TA = 25°C
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TYP
UNIT
Cpd
Power dissipation capacitance
CL = 50 pF, ƒ = 1 MHz
40
pF
SN54AC00-SP
SCHS367C – OCTOBER 2008 – REVISED APRIL 2022
www.ti.com
6
Submit Document Feedback
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: SN54AC00-SP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com