công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCM2906CDB bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PCM2906CDB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Stereo Audio Codec with USB Interface, Single-Ended Analog Input/Output, and S/PDIF
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

PCM2906CDB bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Texas Instruments

Back Button PCM2906CDB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments PCM2906CDB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments PCM2906CDB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments PCM2906CDB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments PCM2906CDB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments PCM2906CDB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments PCM2906CDB Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments PCM2906CDB Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments PCM2906CDB Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 33 page
background image
0.20
0.22
0.24
0.26
0.28
0.30
20
30
40
50
60
70
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
VBUS – Supply Voltage – V
Operational
Suspend
G013
20
30
40
50
60
70
30
35
40
45
50
fS – Sampling Frequency – kHz
G014
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
–40
–20
0
20
40
60
80
100
TA Free-AirT
–
emperature – °C
USBSpecLimitforDevice(0.3mA)
G015
PCM2906C
SBFS037
– NOVEMBER 2011
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS: SUPPLY CURRENT
All specifications at TA = +25°C, VBUS = 5 V, fs = 44.1 kHz, fIN = 1 kHz, 16-bit data, using REG103xA-A, unless otherwise
noted.
OPERATIONAL and SUSPEND SUPPLY CURRENT
vs
SUPPLY VOLTAGE
Figure 13.
OPERATIONAL SUPPLY CURRENT
SUSPEND SUPPLY CURRENT
vs
vs
SAMPLING FREQUENCY
FREE-AIR TEMPERATURE
Figure 14.
Figure 15.
12
Submit Documentation Feedback
Copyright
© 2011, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): PCM2906C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com