| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LAN9252V/PT bảng dữ liệu(PDF) 101 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LAN9252V/PT bảng dữ liệu(HTML) 101 Page - Microchip Technology |
|
101 / 329 page ![]() 2015 Microchip Technology Inc. DS00001909A-page 101 LAN9252 Note 16: RD_WR and ENB signaling. Note 17: RD and WR signaling. twrcyc WR or ENB Cycle Time 45 ns twrwr WR or ENB De-assertion Time before Next WR or ENB 13 ns twrrd WR De-assertion Time before Next RD Note 17 13 ns TABLE 9-5: INDEXED ADDRESSING WRITE CYCLE TIMING VALUES (CONTINUED) Symbol Description Min Typ Max Units |