công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OPA404 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện OPA404
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad High-Speed Precision Difet ® OPERATIONAL AMPLIFIER
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

OPA404 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  OPA404 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments OPA404 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments OPA404 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments OPA404 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments OPA404 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments OPA404 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments OPA404 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments OPA404 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments OPA404 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 17 page
background image
4
®
OPA404
DICE INFORMATION
PAD
FUNCTION
8
Output C
9
–Input C
10
+Input C
11
–VCC
12
+Input D
13
–Input D
14
Output D
PAD
FUNCTION
1
Output A
2
–Input A
3
+Input A
4+VCC
5
+Input B
6
–Input B
7
Output B
MECHANICAL INFORMATION
MILS (0.001")
MILLIMETERS
Die Size
108 x 108
±5
2.74 x 2.74
±0.13
Die Thickness
20
±3
0.51
±0.08
Min. Pad Size
4 x 4
0.10 x 0.10
Backing
None
Substrate Bias: –VCC
NC: No connection
1
2
3
4
NC
89
10
11
NC
12
NC
13
14
NC
NC
5
6
7
NC
OPA404 DIE TOPOGRAPHY
TYPICAL PERFORMANCE CURVES
TA = +25°C, VCC = ±15VDC unless otherwise noted.
1
10
100
1k
10k
100k
1M
Frequency (Hz)
0.1
100
10
1
INPUT CURRENT NOISE SPECTRAL DENSITY
100
1k
10k
100k
1M
10M
100M
Source Resistance ( )
1
1k
100
10
TOTAL INPUT VOLTAGE NOISE SPECTRAL DENSITY
AT 1kHz vs SOURCE RESISTANCE
Ω
OPA404 + Resistor
E
O
S
R
Resistor noise only
–75
–50
0
+25
+50
+100
+125
Temperature (°C)
90
110
105
95
POWER SUPPLY REJECTION AND COMMON-MODE
REJECTION vs TEMPERATURE
100
–25
+75
PSR
CMR
–50
+25
–25
0
+50
+75
+100
+125
Ambient Temperature (°C)
0.1
1
10
100
1nA
10nA
BIAS AND OFFSET CURRENT
vs TEMPERATURE
0.1
1
10
100
1nA
10nA
Bias Current
Offset Current



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com