công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX3318CPWR bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Texas Instruments

tên linh kiện MAX3318CPWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5-V 460-kbps RS-232 TRANSCEIVER WITH ±15-kV ESD PROTECTION
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

MAX3318CPWR bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Texas Instruments

Back Button MAX3318CPWR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments MAX3318CPWR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments MAX3318CPWR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments MAX3318CPWR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments MAX3318CPWR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments MAX3318CPWR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments MAX3318CPWR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments MAX3318CPWR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments MAX3318CPWR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 22 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
18X 0.65
2X
5.85
20X
0.30
0.19
TYP
6.6
6.2
1.2 MAX
0.15
0.05
0.25
GAGE PLANE
-8
0
B
NOTE 4
4.5
4.3
A
NOTE 3
6.6
6.4
0.75
0.50
(0.15) TYP
TSSOP - 1.2 mm max height
PW0020A
SMALL OUTLINE PACKAGE
4220206/A 02/2017
1
10
11
20
0.1
C A B
PIN 1 INDEX AREA
SEE DETAIL A
0.1 C
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.
SEATING
PLANE
A 20
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 2.500



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com