công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP2902PWR.A bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LP2902PWR.A
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRA-LOW-POWER QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LP2902PWR.A bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button LP2902PWR.A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LP2902PWR.A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LP2902PWR.A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LP2902PWR.A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LP2902PWR.A Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LP2902PWR.A Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LP2902PWR.A Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LP2902PWR.A Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LP2902PWR.A Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
(5.4)
0.07 MAX
ALL AROUND
0.07 MIN
ALL AROUND
14X (1.55)
14X (0.6)
12X (1.27)
(R0.05)
TYP
4220718/A 09/2016
SOIC - 1.75 mm max height
D0014A
SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT
SYMM
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:8X
1
7
8
14
NOTES: (continued)
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK DETAILS
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com