công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMP8671 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMP8671
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single, Dual, and Quad 40V Low Noise Precision Amplifiers
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LMP8671 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  LMP8671 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LMP8671 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LMP8671 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LMP8671 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMP8671 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMP8671 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMP8671 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMP8671 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMP8671 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
20
100
1k
10k 20k
-160
-150
-140
-130
-120
-110
-100
-90
-80
-70
-60
FREQUENCY (Hz)
20
100
1k
10k 20k
-160
-150
-140
-130
-120
-110
-100
-90
-80
-70
-60
FREQUENCY (Hz)
20
100
1k
10k 20k
-140
-130
-120
-110
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
FREQUENCY (Hz)
20
100
1k
10k 20k
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
FREQUENCY (Hz)
VRMS
10m
100m
1
10 20
0.00005
0.00002
0.0002
0.0005
0.002
0.005
0.00001
0.0001
0.001
0.01
20
200
2k
20k
100
50
500 1k
5k 10k
FREQUENCY (Hz)
0.00002
0.00005
0.0002
0.0005
0.00001
0.0001
0.001
LMP8671, LMP8672, LMP8674
www.ti.com
SNOSB39B – JULY 2011 – REVISED MARCH 2013
Typical Performance Characteristics
THD+N vs Frequency
+VCC = –VEE = 15V, VO = 3VRMS,
THD+N vs Output Voltage
RL = 600Ω
VCC = 2.5V, VEE = –2.5V, RL = 600 Ω
Figure 4.
Figure 5.
PSRR+ vs Frequency
PSRR– vs Frequency
VCC = 2.5V, VEE = –2.5V,
VCC = 2.5V, VEE = –2.5V,
RL = 2kΩ, VRIPPLE = 200mVPP
RL = 2kΩ, VRIPPLE = 200mVPP
Figure 6.
Figure 7.
PSRR+ vs Frequency
PSRR– vs Frequency
VCC = 15V, VEE = –15V,
VCC = 15V, VEE = –15V,
RL = 2kΩ, VRIPPLE = 200mVPP
RL = 2kΩ, VRIPPLE = 200mVPP
Figure 8.
Figure 9.
Copyright © 2011–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
5
Product Folder Links: LMP8671 LMP8672 LMP8674



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com