công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SW3088-C2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TT Electronics.

tên linh kiện SW3088-C2
Giải thích chi tiết về linh kiện  UNITED KINGDOM 3-PIN PLUG-IN POWER SUPPLY 5VDC 15WATT
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TTELEC [TT Electronics.]
Trang chủ  http://www.ttelectronics.com/
Logo TTELEC - TT Electronics.

SW3088-C2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TT Electronics.

  SW3088-C2 Datasheet HTML 1Page - TT Electronics. SW3088-C2 Datasheet HTML 2Page - TT Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
UNITED KINGDOM 3-PIN PLUG-IN
POWER SUPPLY 5VDC 15WATT
POWERPAX: SW3088-C2
© TT Electronics plc
ISS.3 22/06/2020 Page: 1
General Note
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without
notice or liability. All information is subject to TT Electronics’ own data and is
considered accurate at time of going to print.
TT Electronics IoT Solutions Ltd
Tofts Farm East, Brenda Road, Hartlepool, TS25 2BQ, UK
t: +44 (0) 1429 852 500
Features:
•
United Kingdom Fixed AC Head
•
1 Year Warranty
•
Level VI Efficiency
•
CE Approved
Description:
Our Range of Class II 15 Watt AC/DC United Kingdom plug-in power supplies provide 15 Watts of continuous power in a
compact fixed wall plug enclosure suitable for use in many general power applications.
Specification
Part Number
SW3088-C2
Input Voltage Range
100-240Vac
Operating Range
90-264Vac
Input Frequency Range
50-60Hz
Input Current Rated
0.5A Max
Input AC Heads
UK, Euro, USA & Auz
Output Voltage Rating
5V
Output Current Range
3A
Output Min Current
0A
Power
15W
Output Connection Type
5.5 x 2.1 x 12mm Fork and Groove Centre Positive
Line and Load Regulation
±5%
Ripple & Noise
150 mV p-p
Efficiency
81.84% Min
Short Circuit Protection
The adaptor shall not be damaged by short the DC output to
ground. The adaptor shall resume normal operation when a
short circuited fault condition is removed
Over Current Protection
Output will be protected against the over current conditions
Operating Temperature
0°C to +40°C
Storage Temperature
-20°C to +80°C
Operating Humidity
10% to 90% (Non condensing)
Storage Humidity
10% to 90% (Non condensing)
Hi-Pot
3000VAC 5mA 1min
Leakage Current
0.25mA max
Safety Standard
Meets BS EN60950-1
EMI Standard
Meets CE(EN55022) AND FCC Class B
MTBF
50K Hours
Size mm max.
85.5mm(L) x 50.55mm(W) x 31.7mm(H)


Số phần tương tự - SW3088-C2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TT Electronics.
SW3089-C2 TTELEC-SW3089-C2 Datasheet
274Kb / 3P
UNITED KINGDOM 3-PIN PLUG-IN POWER SUPPLY 9VDC 15WATT
23/06/2020
More results

Mô tả tương tự - SW3088-C2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CUI INC
SMI-UK-1 CUI-SMI-UK-1 Datasheet
230Kb / 2P
UNITED KINGDOM BLADE
SMI-UK-3L CUI-SMI-UK-3L Datasheet
402Kb / 2P
UNITED KINGDOM BLADE
AC-C7-UK CUI-AC-C7-UK Datasheet
169Kb / 2P
AC CORD, UNITED KINGDOM
AC-C13-UK CUI-AC-C13-UK Datasheet
163Kb / 2P
3 PRONG AC CORD, UNITED KINGDOM
SMI-UK-2 CUI-SMI-UK-2 Datasheet
303Kb / 2P
United Kingdom interchangeable blade
SMI-UK-5 CUI-SMI-UK-5 Datasheet
173Kb / 2P
UNITED KINGDOM BLADE
SMI-UK-3 CUI-SMI-UK-3_V01 Datasheet
728Kb / 2P
UNITED KINGDOM BLADE
06/20/2019
SMI-UK-5W CUI-SMI-UK-5W Datasheet
172Kb / 2P
UNITED KINGDOM BLADE
11/20/2020
logo
CUI Devices
AC-C7UK CUID-AC-C7UK Datasheet
270Kb / 2P
AC CORD, UNITED KINGDOM
10/25/2022
AC-C7-UK CUID-AC-C7-UK Datasheet
270Kb / 2P
AC CORD, UNITED KINGDOM
10/25/2022
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com