| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HCF4014M013TR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HCF4014M013TR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 10 page ![]() HCF4014B 2/10 IINPUT EQUIVALENT CIRCUIT PIN DESCRIPTION TRUTH TABLE LOGIC DIAGRAM PIN No SYMBOL NAME AND FUNCTION 7, 6, 5, 4, 13, 14, 15, 1 PI1 to PI8 Parallel Input 11 SERIAL IN Serial Input 9 PARALLEL/ SERIAL CONTROL Parallel/Serial Input Con- trol 10 CLOCK Clock Input 2, 3, 12 Q6, Q7, Q8 Buffered Outputs 8 VSS Negative Supply Voltage 16 VDD Positive Supply Voltage CLOCK SERIAL INPUT PARALLEL/ SERIAL CONTROL PI-1 PI - n Q1 (INTERNAL) Qn X 100 00 X 110 10 X 101 01 X 111 11 00 X X 0 Qn -1 10 X X 1 Qn -1 XXXX Q1 Qn |