công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AFE5804ZCF.B bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AFE5804ZCF.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  FULLY-INTEGRATED, 8-CHANNEL ANALOG FRONT-END FOR ULTRASOUND 0.89nV/√Hz, 12-Bit, 40MSPS, 101mW/Channel
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

AFE5804ZCF.B bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button AFE5804ZCF.B Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments AFE5804ZCF.B Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments AFE5804ZCF.B Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments AFE5804ZCF.B Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments AFE5804ZCF.B Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments AFE5804ZCF.B Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments AFE5804ZCF.B Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments AFE5804ZCF.B Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments AFE5804ZCF.B Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 63 page
background image
12-Bit
ADC
PLL
Serializer
1xADCLK
6xADCLK
IN1
OUT1P
OUT1M
LCLKP
LCLKM
FCLKP
FCLKM
12xADCLK
12-Bit
ADC
Serializer
Digital
LPF
PGA
Digital
Reference
CW[0:9]
OUT8P
OUT8M
Registers
ADC
Control
Clock
Buffer
Power-
Down
VCA
LNA
IN8
VCNTL
LPF
PGA
VCA
CWSwitchMatrix
(8x10)
LNA
Channels
2to7
20,25,27
30dB
AFE5804
12.5,17MHz
AFE5804
www.ti.com
SBOS442C
– JUNE 2008 – REVISED OCTOBER 2011
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
Copyright
© 2008–2011, Texas Instruments Incorporated
7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com