công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AC373 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 74AC373
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT NON INVERTING
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74AC373 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button 74AC373 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 74AC373 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 74AC373 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74AC373 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74AC373 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74AC373 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74AC373 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics 74AC373 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics 74AC373 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
74AC373
8/11
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A25
0.984
B7.8
0.307
D3.3
0.130
E
0.5
1.78
0.020
0.070
e3
22.86
0.900
F
2.29
2.79
0.090
0.110
G
0.4
0.55
0.016
0.022
I
1.27
1.52
0.050
0.060
L
0.22
0.31
0.009
0.012
M
0.51
1.27
0.020
0.050
N1
4 (min.), 15 (max.)
P
7.9
8.13
0.311
0.320
Q5.71
0.225
P057H
Ceramic DIP-20 MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11