| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM48411TLX/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM48411TLX/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Texas Instruments |
|
21 / 22 page ![]() MECHANICAL DATA YZR0016xxx www.ti.com TLA16XXX (Rev C) 0.600±0.075 D E A. All linear dimensions are in millimeters. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994. B. This drawing is subject to change without notice. NOTES: 4215051/A 12/12 D: Max = E: Max = 2.063 mm, Min = 2.014 mm, Min = 2.003 mm 1.953 mm |