công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM321MFX/NOPB.B bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM321MFX/NOPB.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM321 Low Power Single Operational Amplifier
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LM321MFX/NOPB.B bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button LM321MFX/NOPB.B Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM321MFX/NOPB.B Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM321MFX/NOPB.B Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM321MFX/NOPB.B Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM321MFX/NOPB.B Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM321MFX/NOPB.B Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM321MFX/NOPB.B Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM321MFX/NOPB.B Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM321MFX/NOPB.B Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 22 page
background image
LM321
SNOS935C – FEBRUARY 2001 – REVISED DECEMBER 2014
www.ti.com
6.6 Typical Characteristics
Unless otherwise specified, VS = 5 V, single supply, TA = 25°C.
Figure 2. Large Signal Pulse Response
Figure 1. Small Signal Pulse Response
Figure 3. Supply Current vs. Supply Voltage
Figure 4. Sinking Current vs Output Voltage
Figure 5. Source Current vs. Output Voltage
Figure 6. Open Loop Frequency Response
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2001–2014, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM321



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com