công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

INA331IDGKT.B bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Texas Instruments

tên linh kiện INA331IDGKT.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Power, Single-Supply, CMOS INSTRUMENTATION AMPLIFIERS
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

INA331IDGKT.B bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Texas Instruments

Back Button INA331IDGKT.B Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments INA331IDGKT.B Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments INA331IDGKT.B Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments INA331IDGKT.B Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments INA331IDGKT.B Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments INA331IDGKT.B Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments INA331IDGKT.B Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments INA331IDGKT.B Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments INA331IDGKT.B Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 24 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
12X 0.65
2X
3.9
14X
0.30
0.17
6.6
6.2
TYP
1.2 MAX
0.15
0.05
0.25
GAGE PLANE
0 -8
4X (0 -12 )
B
4.5
4.3
NOTE 4
A
5.1
4.9
NOTE 3
0.75
0.50
(0.15) TYP
TSSOP - 1.2 mm max height
PW0014A
SMALL OUTLINE PACKAGE
4220202/B 12/2023
1
7
8
14
0.1
C A B
PIN 1 INDEX AREA
SEE DETAIL A
0.1 C
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.
SEATING
PLANE
A 20
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 2.500



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com