công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

INA322 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện INA322
Giải thích chi tiết về linh kiện  microPower, Single-Supply, CMOS INSTRUMENTATION AMPLIFIER
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

INA322 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  INA322 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments INA322 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments INA322 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments INA322 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments INA322 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments INA322 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments INA322 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments INA322 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments INA322 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 18 page
background image
INA322
4
SBOS174B
TYPICAL CHARACTERISTICS
At TA = +25°C, VS = 5V, VCM = 1/2VS, RL = 25kΩ, CL = 50pF, unless otherwise noted.
GAIN vs FREQUENCY
10
Frequency (Hz)
100
1k
10k
100k
1M
10M
80
70
60
50
40
30
20
10
0
–10
–20
Gain = 500
Gain = 100
Gain = 25
Gain = 5
COMMON-MODE REJECTION RATIO
vs FREQUENCY
10
Frequency (Hz)
100
1k
10k
100k
120
100
80
60
40
20
0
POWER-SUPPLY REJECTION RATIO
vs FREQUENCY
1
Frequency (Hz)
10
100
1k
10k
100k
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
MAXIMUM OUTPUT VOLTAGE vs FREQUENCY
100
Frequency (Hz)
1k
10k
100k
1M
10M
6
5
4
3
2
1
0
V
S = 5.5V
V
S = 5.0V
V
S = 2.7V
NOISE vs FREQUENCY
1
Frequency (Hz)
10
100
10k
1k
100k
10k
1k
100
10
100
10
1
0.1
0.1Hz TO 10Hz VOLTAGE NOISE
1s/div



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com