công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD3313 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD

tên linh kiện CD3313
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digitally controlled four-channel audio processor with tone and volume processing
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EONMIC [EONMIC TECHNOLOGY LTD]
Trang chủ  
Logo EONMIC - EONMIC TECHNOLOGY LTD

CD3313 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD

Back Button CD3313 Datasheet HTML 3Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD CD3313 Datasheet HTML 4Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD CD3313 Datasheet HTML 5Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD CD3313 Datasheet HTML 6Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD CD3313 Datasheet HTML 7Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD CD3313 Datasheet HTML 8Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD CD3313 Datasheet HTML 9Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD CD3313 Datasheet HTML 10Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD CD3313 Datasheet HTML 11Page - EONMIC TECHNOLOGY LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
EONMIC™
CD3313
CD3313-Ver2.0 2009-8-10 EONMIC TECHNOLOGY LTD. TEL:0755-86211920
9/11
4.低音和高音控制
最高位
最低位
功能
0
1
1
0
C3
C2
C1
C0
低音
0
1
1
1
C3
C2
C1
C0
高音
0
0
0
0
-14
0
0
0
1
-12
0
0
1
0
-10
0
0
1
1
-8
0
1
0
0
-6
0
1
0
1
-4
0
1
1
0
-2
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
2
1
1
0
1
4
1
1
0
0
6
1
0
1
1
8
1
0
1
0
10
1
0
0
1
12
1
0
0
0
14
C3 为符号位。例如:低音衰减 10dB 的码为 01100010



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com