công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0803264 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0803264
Giải thích chi tiết về linh kiện  0803264
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0803264 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - PHOENIX CONTACT

  0803264 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0803264 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 0803264 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 0803264 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 0803264 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Test duration
96 h
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
> -40 °C ... 150 °C
Ambient temperature (assembly)
> 5 °C
Recommended storage conditions
23 °C / 50% relative humidity. Storage in the original packaging
is recommended prior to processing.
Recommended ambient temperature (storage/transport)
23 °C
Recommended humidity (storage/transport)
50 %
Shelf life
2 - 3 years
Dimensions
Width
30 mm
Length
20 mm
Text field
Text field width
30 mm
Text field height
20 mm
Standards and regulations
Wipe resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
EML-EX (30X20)R CUS - Label
0803264
https://www.phoenixcontact.com/us/products/0803264
Jun 23, 2025, 12:49AM
Page 3 (5)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com