công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCBC2425DF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sensata Technologies, Inc.

tên linh kiện MCBC2425DF
Giải thích chi tiết về linh kiện  PROPORTIONAL CONTROL SOLID STATE RELAYS
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SENSATA [Sensata Technologies, Inc.]
Trang chủ  https://www.sensata.com/
Logo SENSATA - Sensata Technologies, Inc.

MCBC2425DF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sensata Technologies, Inc.

  MCBC2425DF Datasheet HTML 1Page - Sensata Technologies, Inc. MCBC2425DF Datasheet HTML 2Page - Sensata Technologies, Inc. MCBC2425DF Datasheet HTML 3Page - Sensata Technologies, Inc. MCBC2425DF Datasheet HTML 4Page - Sensata Technologies, Inc. MCBC2425DF Datasheet HTML 5Page - Sensata Technologies, Inc. MCBC2425DF Datasheet HTML 6Page - Sensata Technologies, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Page 3
www.sensata.com
Copyright © 2024 Sensata Technologies, Inc.
MECHANICAL SPECIFICATIONS
THERMAL DERATE INFORMATION
General
Dielectric Strength, Input/Output/Base
(50/60 Hz)
4000 VRMS
Minimum Insulation Resistance (@ 500
VDC)
109 Ohms
Maximum Capacitance, Input/Output
10 pF
Ambient Operating Temperature Range
-20 to 80°C
Ambient Storage Temperature Range
-40 to 125 °C
Weight (typical)
3.0 oz (86.5g)
Encapsulation
Thermally conductive Epoxy
Terminals-Power
Screws and Saddle Clamps Furnished, Unmounted
Terminals-Control
Barrier Strip Screw Terminals
Max. Terminal (Power) Screw Torque
20 lb-in (8-32 screws, dry without grease)
Tolerances: ±0.02 in / 0.5 mm
All dimensions are in inches [millimeters]



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com