công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TIP30C bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SYC Electronica

tên linh kiện TIP30C
Giải thích chi tiết về linh kiện  COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SYC [SYC Electronica]
Trang chủ  https://www.sycelectronica.com.ar/index.php
Logo SYC - SYC Electronica

TIP30C bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SYC Electronica

  TIP30C Datasheet HTML 1Page - SYC Electronica TIP30C Datasheet HTML 2Page - SYC Electronica TIP30C Datasheet HTML 3Page - SYC Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
D1
1.27
0.050
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G
4.95
5.15
0.194
0.203
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H2
10.0
10.40
0.393
0.409
L2
16.4
0.645
L4
13.0
14.0
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.2
6.6
0.244
0.260
L9
3.5
3.93
0.137
0.154
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
P011C
TO-220 MECHANICAL DATA
TIP29A / TIP29C / TIP30A TIP30C



Html Pages

1 2 3