công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC1232 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTC1232
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Supervisorwith 27 Selectable Thresholds and Watchdog Timer
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC1232 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Linear Technology

Back Button LTC1232 Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LTC1232 Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LTC1232 Datasheet HTML 10Page - Linear Technology LTC1232 Datasheet HTML 11Page - Linear Technology LTC1232 Datasheet HTML 12Page - Linear Technology LTC1232 Datasheet HTML 13Page - Linear Technology LTC1232 Datasheet HTML 14Page - Linear Technology LTC1232 Datasheet HTML 15Page - Linear Technology LTC1232 Datasheet HTML 16Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
LTC2917/LTC2918
13
29178f
TYPICAL APPLICATIONS
1V Supply Monitor with Windowed Watchdog Timeout
and Internal Timers Selected
12V Supply Monitor with 20ms Reset Timeout and 3.4s
Watchdog Timeout, with 3.3V Logic Out
9V, –15% Tolerance Supply Monitor
with 1.8V Logic Out
3.3V
3.3V
1V
CBYPASS
0.1
μF
RPU
10k
29178 TA02
VM
SEL1
GND
SEL2
GND
RT
WT
TOL
VCC
VCC
LTC2917-B
μP
RST
RST
WDI
I/O
tWDU = 1.6s
tWDL = 50ms
tRST = 200ms
3.3V
12V
CBYPASS
0.1
μF
RPU
10k
29178 TA03
VM
SEL1
GND
SEL2
GND
RT
WT
TOL
VCC
VCC
LTC2917-A
μP
RST
RST
WDI
I/O
CWT
0.047
μF
CRT
0.0022
μF
1.8V
9V
CBYPASS
0.1
μF
RPU
10k
29178 TA04
VM
SEL1
GND
SEL2
TOL
VCC
VCC
LTC2917-A
μP
RST
RST
WDI
I/O
GND
R2
866k
R1
51.1k
CRT
RT
CWT
WT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com