công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP602-IST bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP602-IST
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.7V to 6.0V Single Supply CMOS Op Amps
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP602-IST bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Microchip Technology

Back Button MCP602-IST Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology MCP602-IST Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology MCP602-IST Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology MCP602-IST Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology MCP602-IST Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology MCP602-IST Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology MCP602-IST Datasheet HTML 28Page - Microchip Technology MCP602-IST Datasheet HTML 29Page - Microchip Technology MCP602-IST Datasheet HTML 30Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 34 page
background image
MCP601/1R/2/3/4
DS21314G-page 26
© 2007 Microchip Technology Inc.
/HDG3ODVWLF 6PDOO 2XWOLQH 6/ ±1DUURZ  PP %RG\>62,&@
1RWHV
 3LQ  YLVXDO LQGH[ IHDWXUH PD\ YDU\ EXW PXVW EH ORFDWHG ZLWKLQ WKH KDWFKHG DUHD
 † 6LJQLILFDQW &KDUDFWHULVWLF
 'LPHQVLRQV ' DQG ( GR QRW LQFOXGH PROG IODVK RU SURWUXVLRQV 0ROG IODVK RU SURWUXVLRQV VKDOO QRW H[FHHG  PP SHU VLGH
 'LPHQVLRQLQJ DQG WROHUDQFLQJ SHU $60( <0
%6& %DVLF 'LPHQVLRQ 7KHRUHWLFDOO\ H[DFW YDOXH VKRZQ ZLWKRXW WROHUDQFHV
5() 5HIHUHQFH 'LPHQVLRQ XVXDOO\ ZLWKRXW WROHUDQFH IRU LQIRUPDWLRQ SXUSRVHV RQO\
1RWH
)RU WKH PRVW FXUUHQW SDFNDJH GUDZLQJV SOHDVHVHH WKH 0LFURFKLS 3DFNDJLQJ 6SHFLILFDWLRQ ORFDWHG DW
KWWSZZZPLFURFKLSFRPSDFNDJLQJ
8QLWV
0,//,0(7(56
'LPHQVLRQ /LPLWV
0,1
120
0$;
1XPEHU RI 3LQV
1

3LWFK
H
 %6&
2YHUDOO +HLJKW
$
±
±

0ROGHG 3DFNDJH 7KLFNQHVV
$

±
±
6WDQGRII †
$

±

2YHUDOO :LGWK
(
 %6&
0ROGHG 3DFNDJH :LGWK
(
 %6&
2YHUDOO /HQJWK
'
 %6&
&KDPIHU RSWLRQDO
K

±

)RRW /HQJWK
/

±

)RRWSULQW
/
 5()
)RRW $QJOH
I
ƒ
±
ƒ
/HDG 7KLFNQHVV
F

±

/HDG :LGWK
E

±

0ROG 'UDIW $QJOH 7RS
D
ƒ
±
ƒ
0ROG 'UDIW $QJOH %RWWRP
E
ƒ
±
ƒ
NOTE 1
N
D
E
E1
1
23
b
e
A
A1
A2
L
L1
c
h
h
α
β
φ
0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ 'UDZLQJ &%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com