công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP601-IST bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP601-IST
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.7V to 6.0V Single Supply CMOS Op Amps
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP601-IST bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Microchip Technology

Back Button MCP601-IST Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology MCP601-IST Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology MCP601-IST Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology MCP601-IST Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology MCP601-IST Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology MCP601-IST Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology MCP601-IST Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology MCP601-IST Datasheet HTML 28Page - Microchip Technology MCP601-IST Datasheet HTML 29Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 34 page
background image
© 2007 Microchip Technology Inc.
DS21314G-page 25
MCP601/1R/2/3/4
/HDG3ODVWLF 'XDO ,Q/LQH 3 ± PLO %RG\>3',3@
1RWHV
 3LQ  YLVXDO LQGH[ IHDWXUH PD\ YDU\ EXW PXVW EH ORFDWHG ZLWK WKH KDWFKHG DUHD
 † 6LJQLILFDQW &KDUDFWHULVWLF
 'LPHQVLRQV ' DQG ( GR QRW LQFOXGH PROG IODVK RU SURWUXVLRQV 0ROG IODVK RU SURWUXVLRQV VKDOO QRW H[FHHG  SHU VLGH
 'LPHQVLRQLQJ DQG WROHUDQFLQJ SHU $60( <0
%6& %DVLF 'LPHQVLRQ 7KHRUHWLFDOO\ H[DFW YDOXH VKRZQ ZLWKRXW WROHUDQFHV
1RWH
)RU WKH PRVW FXUUHQW SDFNDJH GUDZLQJV SOHDVHVHH WKH 0LFURFKLS 3DFNDJLQJ 6SHFLILFDWLRQ ORFDWHG DW
KWWSZZZPLFURFKLSFRPSDFNDJLQJ
8QLWV
,1&+(6
'LPHQVLRQ /LPLWV
0,1
120
0$;
1XPEHU RI 3LQV
1

3LWFK
H
 %6&
7RS WR 6HDWLQJ 3ODQH
$
±
±

0ROGHG 3DFNDJH 7KLFNQHVV
$



%DVH WR 6HDWLQJ 3ODQH
$

±
±
6KRXOGHU WR 6KRXOGHU :LGWK
(



0ROGHG 3DFNDJH :LGWK
(



2YHUDOO /HQJWK
'



7LS WR 6HDWLQJ 3ODQH
/



/HDG 7KLFNQHVV
F



8SSHU /HDG :LGWK
E



/RZHU /HDG :LGWK
E


2YHUDOO 5RZ 6SDFLQJ †
H%
±
±

N
E1
D
NOTE 1
12
3
E
c
eB
A2
L
A
A1
b1
be
0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ 'UDZLQJ &%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com