| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SHT41A-AWSB-R3 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Sensirion AG Switzerland |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SHT41A-AWSB-R3 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Sensirion AG Switzerland |
|
11 / 22 page ![]() www.sensirion.com / D1 Version 1.0 – May 2025 11 / 22 5.3 I2C Checksum Calculation For read transfers each 16-bit data is followed by a checksum with the following properties Property Value Name CRC-8 Message Length 16-bit Polynomial 0x31 (x8 + x5 + x4 +1) Initialization 0xFF Reflect Input/Output false/false Final XOR 0x00 Examples CRC(0xBEEF) = 0x92 Table 8. Data check sum properties The master may abort a read transfer after the 16-bit data if it does not require a checksum. |