công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC7617EB bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DAC7617EB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad, Serial Input, 12-Bit, Voltage Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

DAC7617EB bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button DAC7617EB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments DAC7617EB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments DAC7617EB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments DAC7617EB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments DAC7617EB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DAC7617EB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DAC7617EB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DAC7617EB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DAC7617EB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
6
DAC7617
SBAS185
TYPICAL PERFORMANCE CURVES
At TA = +25°C, VDD = +3V, VREFH = +1.25V, and VREFL = 0V, representative unit, unless otherwise specified.
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
LINEARITY ERROR AND
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR vs CODE
(DAC C, +25
°C)
000
H
200
H
400
H
600
H
800
H
Digital Input Code
A00
H
C00
H
E00
H
FFF
H
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
LINEARITY ERROR AND
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR vs CODE
(DAC C, +85
°C)
000
H
200
H
400
H
600
H
800
H
Digital Input Code
A00
H
C00
H
E00
H
FFF
H
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
LINEARITY ERROR AND
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR vs CODE
(DAC C, –40
°C)
000
H
200
H
400
H
600
H
800
H
Digital Input Code
A00
H
C00
H
E00
H
FFF
H
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
LINEARITY ERROR AND
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR vs CODE
(DAC D, +25
°C)
000
H
200
H
400
H
600
H
800
H
Digital Input Code
A00
H
C00
H
E00
H
FFF
H
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
LINEARITY ERROR AND
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR vs CODE
(DAC D, +85
°C)
000
H
200
H
400
H
600
H
800
H
Digital Input Code
A00
H
C00
H
E00
H
FFF
H
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
LINEARITY ERROR AND
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR vs CODE
(DAC D, –40
°C)
000
H
200
H
400
H
600
H
800
H
Digital Input Code
A00
H
C00
H
E00
H
FFF
H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com