công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP601-IP bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP601-IP
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.7V to 6.0V Single Supply CMOS Op Amps
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP601-IP bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Microchip Technology

Back Button MCP601-IP Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology MCP601-IP Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology MCP601-IP Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology MCP601-IP Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology MCP601-IP Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology MCP601-IP Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology MCP601-IP Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology MCP601-IP Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology MCP601-IP Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 34 page
background image
© 2007 Microchip Technology Inc.
DS21314G-page 19
MCP601/1R/2/3/4
Package Marking Information (Continued)
14-Lead TSSOP (
MCP604)
Example
:
XXXXXXXX
YYWW
NNN
604E
0722
256
14-Lead SOIC (150 mil) (
MCP604)
Example:
XXXXXXXXXX
YYWWNNN
XXXXXXXXXX
MCP604ISL
0722256
MCP604
0722256
E/SL^^
OR
3
e
14-Lead PDIP (300 mil) (
MCP604)Example:
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
YYWWNNN
MCP604-I/P
0722256
MCP604
0722256
E/P 3
e
OR



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com