công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ARSJ3700 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện ARSJ3700
Giải thích chi tiết về linh kiện  CON,RP-SMA J BKHD CRIMP LMR195
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.

ARSJ3700 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Infinite Electronics International, Inc.

  ARSJ3700 Datasheet HTML 1Page - Infinite Electronics International, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
.036
0.91
.222
5.64
.45
11.4
.13
3.4
.88
22.3
1/4-36 UNS-2A
.31
8
.118
3.0
.122
3.1
.311
7.9
RECOMMENDED
CABLE STRIPPING
.228
5.8
.260
6.6
.235
6.0
RECOMMENDED
PANEL CUTOUT
NOTES:
ELECTRICAL:
IMPEDENCE: 50 OHMS
WITHSTAND VOLTAGE: 2500V
FREQUENCY RANGE: 0~6 GHz
VSWR: <1.50 @ 0~6 GHz
DURABILITY: > 500 CYCLE
CABLE RETENTION: > 40 POUNDS
MISCELLANEOUS:
COMPONENTS SHALL BE INDIVIDUALLY PACKAGED IN
ACCORDANCE WITH L-COM SPECIFICATION PS-0031.
ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.
RoHS Compliant 
RECOMMENDED
PIN CRIMP
RECOMMENDED
FERRULE CRIMP
DESCRIPTION
MATERIAL
FINISH
BODY
BRASS
NICKEL
CONTACT
BRASS
GOLD
INSULATOR
TEFLON
---
FERRULE
BRASS
NICKEL
LOCK WASHER
BRASS
NICKEL
NUT
BRASS
NICKEL
.036
0.91
.222
5.64
A
B
C
D
45 BEECHWOOD DRIVE
NORTH ANDOVER, MA
01845
SCALE:
SIZE
CAD FILE:
DWG. NO.
A
SHEET
OF
REV.
DATE
APPROVALS
DRAWN BY
CHECKED BY
APPROVED BY
1
2
3
4
5
6
7
8
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE
PROPERTY OF L-COM, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF L-COM, INC. IS PROHIBITED.
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
ARSJ-3700
B
ARSJ-3700.SLDDRW
1
1
P. PESA
4/17/03
REVISIONS
DESCRIPTION
APPROVED
REV
DATE
P. PESA
4/17/03
10/4/10
B
ECN 5062: UPDATED PER NEW SUPPLIER SPEC
D. CASTRO
CATEGORY
PRODUCT DESCRIPTION
DIMENSIONS ARE IN INCHES [mm]
CONFIGURATION DETAILS OF
UNDIMENSIONED FEATURES
MAY VARY
NONE
FSCM NO.
43321
CON,RP-SMA J BKHD CRIMP LMR195
COAXIAL
PROJECTION
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
1AB01-043
P. PESA
COLOR VARIATIONS
MAY OCCUR
4/17/03
OVERALL CABLE LENGTH TOLERANCE:
≤12 [305] = +1 [25] / -0
>12 [305] ≤60 [1524] = +2 [51] / -0
>60 [1524] ≤120 [3048] = +4 [102] / -0
>120 [3048] ≤300 [7620] = +6 [152] / -0
>300 [7620] = +5% / -0%
ALL OTHER DIMENSIONAL TOLERANCES:
.X = ± .2
.XX = ± .02
.XXX = ±.005


Số phần tương tự - ARSJ3700

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
ARSJ3100 L-COM-ARSJ3100 Datasheet
64Kb / 1P
RP-SMA JACK BULKHEAD CRIMP CONNECTOR FOR LMR100/RG174/316
07/17/13
More results

Mô tả tương tự - ARSJ3700

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE4777 PASTERNACK-PE4777 Datasheet
257Kb / 2P
RP SMA Malle Connector Crimp/Solder Attachment For RG180, RG195
logo
List of Unclassifed Man...
CONREVSMA003.062 ETC2-CONREVSMA003.062 Datasheet
149Kb / 1P
RP-SMA FEMALE EDGE MOUNT RP-SMA FEMALE EDGE MOUNT
CONREVSMA007 ETC2-CONREVSMA007 Datasheet
153Kb / 1P
RP-SMA MALE CABLE END CRIMP FOR RG174 CABLE
CONREVSMA007-R58 ETC2-CONREVSMA007-R58 Datasheet
154Kb / 1P
RP-SMA MALE CABLE END CRIMP FOR RG58 CABLE
CONREVSMA007-R178 ETC2-CONREVSMA007-R178 Datasheet
156Kb / 1P
RP-SMA MALE CABLE END CRIMP FOR RG178 CABLE
CONREVSMA010 ETC2-CONREVSMA010 Datasheet
127Kb / 1P
RP-SMA MALE TO RP-SMA FEMALE RIGHT ANGLE ADAPTOR
CONREVSMA011 ETC2-CONREVSMA011 Datasheet
149Kb / 1P
RP-SMA FEMALE CABLE END CRIMP FOR RG174 CABLE
CONREVSMA011-R58 ETC2-CONREVSMA011-R58 Datasheet
155Kb / 1P
RP-SMA FEMALE CABLE END CRIMP FOR RG58 CABLE
CONREVSMA011-R178 ETC2-CONREVSMA011-R178 Datasheet
258Kb / 1P
RP-SMA FEMALE CABLE END CRIMP FOR RG178 CABLE
logo
Linx Technologies
CONREVSMA010-G LINX-CONREVSMA010-G Datasheet
299Kb / 2P
RP-SMA MALE TO RP-SMA FEMALE RIGHT ANGLE ADAPTER
21/JAN/19
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com