công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G474CEH3 bảng dữ liệu(PDF) 204 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G474CEH3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator, 184ps 12ch Hi-res timer
PDF  232 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G474CEH3 bảng dữ liệu(HTML) 204 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G474CEH3 Datasheet HTML 200Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 201Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 202Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 203Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 204Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 205Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 206Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 207Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 208Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 204 / 232 page
background image
Package information
STM32G474xB STM32G474xC STM32G474xE
204/232
DS12288 Rev 1
6.2
UFQFPN48 package information
Figure 55. UFQFPN - 48 leads, 7x7 mm, 0.5 mm pitch, ultra thin fine pitch quad flat
package outline
1. Drawing is not to scale.
2. All leads/pads should also be soldered to the PCB to improve the lead/pad solder joint life.
3. There is an exposed die pad on the underside of the UFQFPN package. It is recommended to connect and
solder this back-side pad to PCB ground.
Table 112. WLCSP81 recommended PCB design rules
Dimension
Recommended values
Pitch
0.4 mm
Dpad
0,225 mm
Dsm
0.290 mm typ. (depends on soldermask registration tolerance)
Stencil opening
0.250 mm
Stencil thickness
0.100 mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com