công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G474CEH3 bảng dữ liệu(PDF) 203 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G474CEH3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator, 184ps 12ch Hi-res timer
PDF  232 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G474CEH3 bảng dữ liệu(HTML) 203 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G474CEH3 Datasheet HTML 199Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 200Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 201Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 202Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 203Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 204Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 205Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 206Page - STMicroelectronics STM32G474CEH3 Datasheet HTML 207Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 203 / 232 page
background image
DS12288 Rev 1
203/232
STM32G474xB STM32G474xC STM32G474xE
Package information
229
Figure 54. WLCSP - 81 balls, 4.02x4.27 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip scale
recommended footprint
Table 111. WLCSP - 81 balls, 4.02x4.27 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip scale
mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
1. Values in inches are converted from mm and rounded to 3 decimal digits.
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A(2)
2. The maximum total package height is calculated by the RSS method (Root Sum Square) using nominal
and tolerances values of A1 and A2.
-
-
0.59
-
-
0.023
A1
-
0.18
-
-
0.007
-
A2
-
0.38
-
-
0.015
-
A3
-
0.025
-
-
0.001
-
b
0.22
0.25
0.28
0.009
0.010
0.011
D
4.00
4.02
4.04
0.157
0.158
0.159
E
4.25
4.27
4.29
0.167
0.168
0.169
e
-
0.40
-
-
0.016
-
e1
-
3.20
-
-
0.126
-
e2
-
3.20
-
-
0.126
-
F(3)
3. Calculated dimensions are rounded to the 3rd decimal place
-
0.410
-
-
0.016
-
G(3)
-
0.535
-
-
0.021
-
aaa
-
-
0.10
-
-
0.004
bbb
-
-
0.10
-
-
0.004
ccc
-
-
0.10
-
-
0.004
ddd
-
-
0.05
-
-
0.002
eee
-
-
0.05
-
-
0.002



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com