công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FS32K144HAT0MLHT bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện FS32K144HAT0MLHT
Giải thích chi tiết về linh kiện  S32K1xx Data Sheet
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

FS32K144HAT0MLHT bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - NXP Semiconductors

Back Button FS32K144HAT0MLHT Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors FS32K144HAT0MLHT Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors FS32K144HAT0MLHT Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors FS32K144HAT0MLHT Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors FS32K144HAT0MLHT Datasheet HTML 27Page - NXP Semiconductors FS32K144HAT0MLHT Datasheet HTML 28Page - NXP Semiconductors FS32K144HAT0MLHT Datasheet HTML 29Page - NXP Semiconductors FS32K144HAT0MLHT Datasheet HTML 30Page - NXP Semiconductors FS32K144HAT0MLHT Datasheet HTML 31Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 84 page
background image
Table 14. AC electrical specifications at 5 V Range (continued)
Symbol
DSE
Rise time (nS)1
Fall time (nS) 1
Capacitance (pF) 2
Min.
Max .
Min.
Max.
5.0
15.7
5.1
17.4
50
17.3
54.8
17.6
59.7
200
1
1.1
4.6
1.1
5.0
25
2.0
5.7
2.0
5.8
50
5.4
16.0
5.0
16.0
200
tRFGPIO-FAST
0
0.42
2.2
0.37
2.2
25
2.0
5.0
1.9
5.2
50
9.3
18.8
8.5
19.3
200
1
0.37
0.9
0.35
0.9
25
1.2
2.7
1.2
2.9
50
6.0
11.8
6.0
12.3
200
1. For reference only. Run simulations with the IBIS model and your custom board for accurate results.
2. Maximum capacitances supported on Standard IOs. However interface or protocol specific specifications might be
different, for example for ENET, QSPI etc. . For protocol specific AC specifications, see respective sections.
5.7 Standard input pin capacitance
Table 15. Standard input pin capacitance
Symbol
Description
Min.
Max.
Unit
CIN_D
Input capacitance: digital pins
—
7
pF
NOTE
Please refer to External System Oscillator electrical
specifications for EXTAL/XTAL pins.
5.8 Device clock specifications
Table 16. Device clock specifications 1
Symbol
Description
Min.
Max.
Unit
High Speed run mode2
fSYS
System and core clock
—
112
MHz
fBUS
Bus clock
—
56
MHz
fFLASH
Flash clock
—
28
MHz
Normal run mode (S32K11x series)
fSYS
System and core clock
—
48
MHz
Table continues on the next page...
I/O parameters
S32K1xx Data Sheet, Rev. 9, 09/2018
NXP Semiconductors
27



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com