công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G474CE bảng dữ liệu(PDF) 102 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G474CE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator, 184ps 12ch Hi-res timer
PDF  232 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G474CE bảng dữ liệu(HTML) 102 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G474CE Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 105Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 106Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 102 / 232 page
background image
IDD
(LPRun)
Supply
current in
Low-power
run
SYSCLK source is HSI16
fHCLK = 2 MHz
all peripherals disable
Reduced code(1)
970
1,000
µA
485
500
µA/MHz
Coremark
985
1,000
493
500
Dhrystone2.1
985
955
493
478
Fibonacci
1,050
990
525
495
While(1)
920
875
460
438
1. Reduced code used for characterization results provided in the first tables.
Table 27. Typical current consumption in Run and Low-power run modes,
with different codes running from Flash, ART disable (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
Code
TYP
Single Bank
Mode
TYP
Dual Bank
Mode
Unit
TYP
Single
Bank
Mode
TYP
Dual Bank
Mode
Unit
-
Voltage scaling
25°C
25°C
25°C
25°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com