công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G474CE bảng dữ liệu(PDF) 97 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G474CE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator, 184ps 12ch Hi-res timer
PDF  232 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G474CE bảng dữ liệu(HTML) 97 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G474CE Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 97 / 232 page
background image
Table 25. Current consumption in Run and Low-power run modes,
code with data processing running from SRAM1
Symbol
Parameter
Conditions
fHCLK
TYP
MAX(1)
Unit
-
Voltage
scaling
25°C
55°C
85°C
105°C 125°C
25°C
55°C
85°C
105°C 125°C
IDD(Run)
Supply
current in
Run mode
fHCLK = fHSE
up to 48MHz
included,
bypass mode
PLL ON
above 48
MHz all
peripherals
disable
Range 2
26 MHz
3.35
3.55
4.1
4.95
6.45
3.70
4.30
6.20
8.10
12.00
mA
16 MHz
2.15
2.35
2.9
3.7
5.25
2.50
3.00
4.90
6.90
11.00
8 MHz
1.15
1.35
1.9
2.7
4.2
1.40
2.00
3.90
5.90
9.70
4 MHz
0.69
0.855
1.4
2.2
3.7
0.89
1.50
3.40
5.30
9.20
2 MHz
0.43
0.595
1.15
1.95
3.45
0.63
1.20
3.10
5.10
8.90
1 MHz
0.30
0.47
1
1.8
3.3
0.50
1.10
3.00
4.90
8.80
100 KHz
0.19
0.355
0.89
1.7
3.2
0.38
0.94
2.90
4.80
8.70
Range 1
Boost
mode
170 MHz
26.00
26.5
27.5
28.5
30.5
28.00
28.00
30.00
33.00
38.00
(2)
Range 1
150 MHz
21.50
22
22.5
23.5
25.5
23.00
23.00
25.00
28.00
33.00
(2)
120 MHz
17.50
17.5
18.5
19.5
21.5
19.00
19.00
21.00
24.00
28.00
80 MHz
11.50
12
12.5
13.5
15.5
13.00
13.00
16.00
18.00
23.00
72 MHz
10.50
11
11.5
12.5
14.5
12.00
12.00
14.00
17.00
22.00
64 MHz
9.45
9.7
10.5
11.5
13.5
9.90
11.00
13.00
16.00
21.00
48 MHz
7.25
7.5
8.2
9.25
11
7.60
8.20
11.00
14.00
18.00
32 MHz
4.90
5.15
5.85
6.9
8.7
5.40
6.10
8.60
11.00
16.00
24 MHz
3.75
4
4.7
5.7
7.5
4.20
4.90
7.40
9.80
15.00
16 MHz
2.60
2.85
3.5
4.5
6.3
3.00
3.70
6.20
8.60
14.00



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com