công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G474CEH7 bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G474CEH7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator, 184ps 12ch Hi-res timer
PDF  232 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G474CEH7 bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G474CEH7 Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics STM32G474CEH7 Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics STM32G474CEH7 Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics STM32G474CEH7 Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics STM32G474CEH7 Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics STM32G474CEH7 Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics STM32G474CEH7 Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics STM32G474CEH7 Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STM32G474CEH7 Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 85 / 232 page
background image
DS12288 Rev 1
85/232
STM32G474xB STM32G474xC STM32G474xE
Electrical characteristics
201
5.3.2
Operating conditions at power-up / power-down
The parameters given in Table 18 are derived from tests performed under the ambient
temperature condition summarized in Table 17.
5.3.3
Embedded reset and power control block characteristics
The parameters given in Table 19 are derived from tests performed under the ambient
temperature conditions summarized in Table 17: General operating conditions.
Table 18. Operating conditions at power-up / power-down
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
tVDD
VDD rise time rate
-
0
∞
µs/V
VDD fall time rate
10
∞
tVDDA
VDDA rise time rate
-
0
∞
µs/V
VDDA fall time rate
10
∞
Table 19. Embedded reset and power control block characteristics
Symbol
Parameter
Conditions(1)
Min
Typ
Max
Unit
tRSTTEMPO(2)
Reset temporization after
BOR0 is detected
VDD rising
-
250
400
μs
VBOR0(2)
Brown-out reset threshold 0
Rising edge
1.62
1.66
1.7
V
Falling edge
1.6
1.64
1.69
VBOR1
Brown-out reset threshold 1
Rising edge
2.06
2.1
2.14
V
Falling edge
1.96
2
2.04
VBOR2
Brown-out reset threshold 2
Rising edge
2.26
2.31
2.35
V
Falling edge
2.16
2.20
2.24
VBOR3
Brown-out reset threshold 3
Rising edge
2.56
2.61
2.66
V
Falling edge
2.47
2.52
2.57
VBOR4
Brown-out reset threshold 4
Rising edge
2.85
2.90
2.95
V
Falling edge
2.76
2.81
2.86
VPVD0
Programmable voltage
detector threshold 0
Rising edge
2.1
2.15
2.19
V
Falling edge
2
2.05
2.1
VPVD1
PVD threshold 1
Rising edge
2.26
2.31
2.36
V
Falling edge
2.15
2.20
2.25
VPVD2
PVD threshold 2
Rising edge
2.41
2.46
2.51
V
Falling edge
2.31
2.36
2.41
VPVD3
PVD threshold 3
Rising edge
2.56
2.61
2.66
V
Falling edge
2.47
2.52
2.57



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com